công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F877 bảng dữ liệu(PDF) 199 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F877
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F877 bảng dữ liệu(HTML) 199 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F877 Datasheet HTML 195Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 196Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 197Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 198Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 199Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 200Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 201Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 202Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 203Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 199 / 218 page
background image
 2001 Microchip Technology Inc.
DS30292C-page 197
PIC16F87X
APPENDIX A:
REVISION HISTORY
APPENDIX B:
DEVICE
DIFFERENCES
The differences between the devices in this data sheet
are listed in Table B-1.
Version
Date
Revision Description
A
1998
This is a new data sheet.
However, these devices are
similar to the PIC16C7X
devices found in the
PIC16C7X Data Sheet
(DS30390). Data Memory
Map for PIC16F873/874,
moved ADFM bit from
ADCON1<5> to ADCON1<7>.
B
1999
FLASH EEPROM access
information.
C
2000
DC characteristics updated.
DC performance graphs
added.
TABLE B-1:
DEVICE DIFFERENCES
Difference
PIC16F876/873
PIC16F877/874
A/D
5 channels,
10-bits
8 channels,
10-bits
Parallel
Slave Port
no
yes
Packages
28-pin PDIP,
28-pin windowed
CERDIP, 28-pin
SOIC
40-pin PDIP,
44-pin TQFP,
44-pin MQFP,
44-pin PLCC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com