công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F877 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F877
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F877 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  PIC16F877 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 218 page
background image
 2001 Microchip Technology Inc.
DS30292C-page 3
PIC16F87X
Key Features
PICmicro™ Mid-Range Reference
Manual (DS33023)
PIC16F873
PIC16F874
PIC16F876
PIC16F877
Operating Frequency
DC - 20 MHz
DC - 20 MHz
DC - 20 MHz
DC - 20 MHz
RESETS (and Delays)
POR, BOR
(PWRT, OST)
POR, BOR
(PWRT, OST)
POR, BOR
(PWRT, OST)
POR, BOR
(PWRT, OST)
FLASH Program Memory
(14-bit words)
4K
4K
8K
8K
Data Memory (bytes)
192
192
368
368
EEPROM Data Memory
128
128
256
256
Interrupts
13
14
13
14
I/O Ports
Ports A,B,C
Ports A,B,C,D,E
Ports A,B,C
Ports A,B,C,D,E
Timers
333
3
Capture/Compare/PWM Modules
2
2
2
2
Serial Communications
MSSP, USART
MSSP, USART
MSSP, USART
MSSP, USART
Parallel Communications
—
PSP
—
PSP
10-bit Analog-to-Digital Module
5 input channels
8 input channels
5 input channels
8 input channels
Instruction Set
35 instructions
35 instructions
35 instructions
35 instructions



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com