công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F877 bảng dữ liệu(PDF) 196 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F877
Giải thích chi tiết về linh kiện  28/40-Pin 8-Bit CMOS FLASH Microcontrollers
PDF  218 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F877 bảng dữ liệu(HTML) 196 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F877 Datasheet HTML 192Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 193Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 194Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 195Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 196Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 197Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 198Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 199Page - Microchip Technology PIC16F877 Datasheet HTML 200Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 196 / 218 page
background image
PIC16F87X
DS30292C-page 194
 2001 Microchip Technology Inc.
44-Lead Plastic Thin Quad Flatpack (PT) 10x10x1 mm Body, 1.0/0.10 mm Lead Form (TQFP)
* Controlling Parameter
Notes:
Dimensions D1 and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or protrusions shall not exceed
.010” (0.254mm) per side.
JEDEC Equivalent: MS-026
Drawing No. C04-076
1.14
0.89
0.64
.045
.035
.025
CH
Pin 1 Corner Chamfer
1.00
.039
(F)
Footprint (Reference)
(F)
A
A1
A2
α
E
E1
#leads=n1
p
B
D1
D
n
1
2
φ
c
β
L
Units
INCHES
MILLIMETERS*
Dimension Limits
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
MAX
Number of Pins
n
44
44
Pitch
p
.031
0.80
Overall Height
A
.039
.043
.047
1.00
1.10
1.20
Molded Package Thickness
A2
.037
.039
.041
0.95
1.00
1.05
Standoff
§
A1
.002
.004
.006
0.05
0.10
0.15
Foot Length
L
.018
.024
.030
0.45
0.60
0.75
Foot Angle
φ
03.5
7
0
3.5
7
Overall Width
E
.463
.472
.482
11.75
12.00
12.25
Overall Length
D
.463
.472
.482
11.75
12.00
12.25
Molded Package Width
E1
.390
.394
.398
9.90
10.00
10.10
Molded Package Length
D1
.390
.394
.398
9.90
10.00
10.10
Pins per Side
n1
11
11
Lead Thickness
c
.004
.006
.008
0.09
0.15
0.20
Lead Width
B
.012
.015
.017
0.30
0.38
0.44
Mold Draft Angle Top
α
51015
5
10
15
Mold Draft Angle Bottom
β
51015
5
10
15
CH x 45
°
§ Significant Characteristic



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com