| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
LAN9250 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN9250 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Microchip Technology |
|
15 / 421 page ![]() 2015 Microchip Technology Inc. DS00001913A-page 15 LAN9250 29 A2 ALEHI - 30 WR/ENB - 31 RD/RD_WR - 32 VDDIO 33 A0/D15 AD15 - 34 FIFOSEL - 35 D3 AD3 SIO3 36 D6 AD6 - 37 VDDIO 38 VDDCR 39 D7 AD7 - 40 D8 AD8 - 41 TESTMODE 42 EESDA/TMS 43 EESCL/TCK 44 IRQ 45 LED2/GPIO2/E2PSIZE 46 LED1/GPIO1/TDI/MNGT1 47 VDDIO 48 LED0/GPIO0/TDO/MNGT0 49 D4 AD4 - 50 D5 AD5 SCS# 51 VDD33TXRX1 52 TXNA 53 TXPA 54 RXNA 55 RXPA 56 VDD12TX1 57 RBIAS 58 VDD33BIAS 59 VDD12TX2 60 RESERVED 61 RESERVED 62 RESERVED 63 RESERVED TABLE 3-2: 64-TQFP-EP PACKAGE PIN ASSIGNMENTS (CONTINUED) Pin Number HBI Indexed Mode Pin Name HBI Multiplexed Mode Pin Name SPI Mode Pin Name |