công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 58Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 227 page
background image
TMS320C6745, TMS320C6747
SPRS377F – SEPTEMBER 2008 – REVISED JUNE 2014
www.ti.com
3.6.22 Supply and Ground
Table 3-27. Supply and Ground Terminal Functions
PIN NO
SIGNAL NAME
TYPE(1)
DESCRIPTION
PTP
ZKB
F6,G6, G7,
10, 20, 28,
G10, G11,
38, 50, 56,
H7, H10,
61, 69, 77,
CVDD (Core supply)
H11, J6, J7,
PWR
Core supply voltage pins
93, 104, 114,
J10, J11,
147, 154,
J12, K6, K7,
161, 167
K10, K11,L6
RVDD (Internal RAM supply)
67, 159
H6, H12
PWR
Internal ram supply voltage pins
5, 15, 24, 33,
B16, E5, E8,
43, 47, 53,
E9, E12, F5,
58, 65, 71,
F11, F12,
75, 81, 87,
G5, G12, K5,
DVDD (I/O supply)
PWR
I/O supply voltage pins
90, 99, 109,
K12, L5, L11,
119, 128,
L12, M5, M8,
151, 158,
M9, M12, R1,
164, 172
R16
A1, A2, A15,
A16,
B2,
E6, E7, E10,
E11,
F8, F9, F10,
G8, G9,
H8, H9,
VSS (Ground)
177
GND
Ground pins
J8, J9,
K8, K9,
L7, L8, L9,
L10,
M6, M7, M10,
M11,
T1, T2, T15,
T16
(1)
PWR = Supply voltage, GND - Ground.
54
Device Overview
Copyright © 2008–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com