công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 227 page
background image
TMS320C6745, TMS320C6747
www.ti.com
SPRS377F – SEPTEMBER 2008 – REVISED JUNE 2014
Table 3-5. C6745 Top Level Memory Map (continued)
Start Address
End Address
Size
DSP Mem Map
EDMA Mem Map
PRUSS Mem
Master
LCDC
Map
Peripheral
Mem
Mem Map
Map
0x01F0 5000
0x01F0 5FFF
4K
HRPWM 2
-
0x01F0 6000
0x01F0 6FFF
4K
ECAP 0
-
0x01F0 7000
0x01F0 7FFF
4K
ECAP 1
-
0x01F0 8000
0x01F0 8FFF
4K
ECAP 2
-
0x01F0 9000
0x01F0 9FFF
4K
EQEP 0
-
0x01F0 A000
0x01F0 AFFF
4K
EQEP 1
-
0x01F0 B000
0x116F FFFF
-
0x1170 0000
0x117F FFFF
1024K
DSP L2 ROM (2)
-
0x1180 0000
0x1183 FFFF
256K
DSP L2 RAM
-
0x1184 0000
0x11DF FFFF
-
0x11E0 0000
0x11E0 7FFF
32K
DSP L1P RAM
-
0x11E0 8000
0x11EF FFFF
-
0x11F0 0000
0x11F0 7FFF
32K
DSP L1D RAM
-
0x11F0 8000
0x3FFF FFFF
-
0x4000 0000
0x5FFF FFFF
0x6000 0000
0x61FF FFFF
32M
EMIFA async data (CS2)
-
0x6200 0000
0x63FF FFFF
32M
EMIFA async data (CS3)
-
0x6400 0000
0x65FF FFFF
32M
EMIFA async data (CS4)
-
0x6600 0000
0x67FF FFFF
32M
EMIFA async data (CS5)
-
0x6800 0000
0x6800 7FFF
32K
EMIFA Control Registers
-
0x6800 8000
0xAFFF FFFF
-
0xB000 0000
0xB000 7FFF
32K
EMIFB Control Registers
0xB000 8000
0xBFFF FFFF
-
0xC000 0000
0xC7FF FFFF
128M
EMIFB SDRAM Data
0xC800 0000
0xDFFF FFFF
-
(2)
The DSP L2 ROM is used for boot purposes and cannot be programmed with application code
Copyright © 2008–2014, Texas Instruments Incorporated
Device Overview
25
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com