công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 180 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 180 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 176Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 177Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 178Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 179Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 180Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 181Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 182Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 183Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 184Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 180 / 227 page
background image
10
8
4
3
7
12
5
6
14
2
3
13
Stop
Start
Repeated
Start
Stop
I2Cx_SDA
I2Cx_SCL
1
11
9
TMS320C6745, TMS320C6747
SPRS377F – SEPTEMBER 2008 – REVISED JUNE 2014
www.ti.com
Table 6-90. I2C Switching Characteristics(1)
No.
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
Standard Mode
10
16
tc(SCL)
Cycle time, I2Cx_SCL
μs
Fast Mode
2.5
Standard Mode
4.7
17
tsu(SCLH-SDAL)
Setup time, I2Cx_SCL high before I2Cx_SDA low
μs
Fast Mode
0.6
Standard Mode
4
18
th(SDAL-SCLL)
Hold time, I2Cx_SCL low after I2Cx_SDA low
μs
Fast Mode
0.6
Standard Mode
4.7
19
tw(SCLL)
Pulse duration, I2Cx_SCL low
μs
Fast Mode
1.3
Standard Mode
4
20
tw(SCLH)
Pulse duration, I2Cx_SCL high
μs
Fast Mode
0.6
Standard Mode
250
21
tsu(SDAV-SCLH)
Setup time, I2Cx_SDA valid before I2Cx_SCL high
ns
Fast Mode
100
Standard Mode
0
22
th(SCLL-SDAV)
Hold time, I2Cx_SDA valid after I2Cx_SCL low
μs
Fast Mode
0
0.9
Standard Mode
4.7
23
tw(SDAH)
Pulse duration, I2Cx_SDA high
μs
Fast Mode
1.3
Standard Mode
4
28
tsu(SCLH-SDAH)
Setup time, I2Cx_SCL high before I2Cx_SDA high
μs
Fast Mode
0.6
(1)
I2C must be configured correctly to meet the timings in Table 6-90.
Figure 6-63. I2C Receive Timings
180
Peripheral Information and Electrical Specifications
Copyright © 2008–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com