công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(PDF) 172 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TMS320C6745DPTP3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed- and Floating-Point Digital Signal Processor
PDF  227 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TMS320C6745DPTP3 bảng dữ liệu(HTML) 172 Page - Texas Instruments

Back Button TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 168Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 169Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 170Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 171Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 172Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 173Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 174Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 175Page - Texas Instruments TMS320C6745DPTP3 Datasheet HTML 176Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 172 / 227 page
background image
LCD_HSYNC
LP
LCD_VSYNC
VSW = 1
(1 to 1024)
Frame Time ~ 70Hz
LPP
LCD_D[7:0]
1, L−2
P, L−2
1, L−4
P, L−4
Line
Time
LCD_HSYNC
LP
10
11
LCD_PCLK
LCD_D[7:0]
1, 5
2, 6
P, 6
P, 5
2, 5
1, 6
PPL
16
(1 to 1024)
HBP
(1 to 256)
Line 5
HFP
(1 to 64)
HSW
PPL
16
(1 to 2024)
Line 6
1, 1:
P, 1
1, 5:
P, 5
1, L−1
P, L−1
1, L
1, L−1
P, L−1
1, L−3
P, L−3
(1 to 64)
VSW = 1
(1 to 64)
VFP = 0
VBP = 0
VFP = 0
VBP = 0
FP
Data
CP
Data
Passive STN
LCD_AC_ENB_CS
M
ACB
(0 to 255)
ACB
(0 to 255)
1, 4:
P, 4
1, 3:
P, 3
1, 2:
P, 2
1, L:
P, L
1, 6:
P, 6
1, 2
P, 2
1, 1
P, 1
1, L
P, L
(1 to 256)
TMS320C6745, TMS320C6747
SPRS377F – SEPTEMBER 2008 – REVISED JUNE 2014
www.ti.com
Figure 6-57. LCD Raster-Mode Passive
172
Peripheral Information and Electrical Specifications
Copyright © 2008–2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: TMS320C6745 TMS320C6747



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com