công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3793RHB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM3793RHB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Stereo Audio CODEC
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM3793RHB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Texas Instruments

Back Button PCM3793RHB Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 68 page
background image
www.ti.com
PCM3793
PCM3794
SLES193C – AUGUST 2006 – REVISED FEBRUARY 2007
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
All specifications at T
A = 25°C, VDD = VIO = VCC = VPA = 3.3 V, fS = 48 kHz, system clock = 256 fS, and 16-bit data (unless
otherwise noted).
PCM3793RHB, PCM3794RHB
PARAMETER
TEST CONDITIONS
UNIT
MIN
TYP
MAX
Power Supply and Supply Current
VIO
VIO
1.71
3.3
3.6
VDD
VDD
1.71
3.3
3.6
Voltage range
VDC
VCC
VCC
2.4
3.3
3.6
VPA
VPA
2.4
3.3
3.6
BPZ input, all active, no load
24.3
35
mA
Supply current
All inputs are held static
9
50
µA
BPZ input
80.2
115.5
mW
Power dissipation
All inputs are held static
30
165
µW
Temperature Condition
Operation temperature
–40
85
°C
θ
JA
Thermal resistance
30
°C/W
6
Submit Documentation Feedback
PCM3793 is Not Recommended for New Designs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com