công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3793RHB bảng dữ liệu(PDF) 53 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM3793RHB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Stereo Audio CODEC
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM3793RHB bảng dữ liệu(HTML) 53 Page - Texas Instruments

Back Button PCM3793RHB Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 57Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 53 / 68 page
background image
www.ti.com
PCM3793
PCM3794
SLES193C – AUGUST 2006 – REVISED FEBRUARY 2007
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
Register 92
0
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
LPAE
RSV
RSV
LGA4
LGA3
LGA2
LGA1
LGA0
IDX[6:0]: 101 1100b (5Ch): Register 92
LPAE: Gain Adjustment for Bass Boost Gain Control
Default value: 0
A gain setting for bass boost may cause digital data may saturation, depending on the input data level. Where
this could occur, LPAE can be used to set the same attenuation level as the bass boost gain level for the digital
input data.
LPAE = 0
Disable (default)
LPAE = 1
Enable
LGA[4:0]: Bass Boost Gain Control
Default value: 0 0000
These bits are used to set the bass boost gain level for digital data. The detailed characteristic is shown in the
Typical Performance Curves.
LGA[4:0]
TONE CONTROL GAIN (BASS)
LGA[4:0]
TONE CONTROL GAIN (BASS)
0 0000
0 dB (default)
0 1111
0 dB
0 0011
12 dB
1 0000
–1 dB
0 0100
11 dB
1 0001
–2 dB
0 0101
10 dB
1 0010
–3 dB
0 0110
9 dB
1 0011
–4 dB
0 0111
8 dB
1 0100
–5 dB
0 1000
7 dB
1 0101
–6 dB
0 1001
6 dB
1 0110
–7 dB
0 1010
5 dB
1 0111
–8 dB
0 1011
4 dB
1 1000
–9 dB
0 1100
3 dB
1 1001
–10 dB
0 1101
2 dB
1 1010
–11 dB
0 1110
1 dB
1 1011
–12 dB
53
Submit Documentation Feedback
PCM3793 is Not Recommended for New Designs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com