công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3793RHB bảng dữ liệu(PDF) 52 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM3793RHB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Stereo Audio CODEC
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM3793RHB bảng dữ liệu(HTML) 52 Page - Texas Instruments

Back Button PCM3793RHB Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 56Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 52 / 68 page
background image
www.ti.com
PCM3793
PCM3794
SLES193C – AUGUST 2006 – REVISED FEBRUARY 2007
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
Register 90
0
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
RSV
RSV
CMT1
CMT0
RSV
RSV
G20R
G20L
IDX[6:0]: 1011010b (5Ah): Register 90
CMT[1:0]: VCOM Ramp Up/Down Time Control
Default value: 00
These bits are used for selecting ramp up/down time from ground level to the common-voltage level or from the
common-voltage to ground level during the power up/down sequence, in order to reduce audible pop noise.
CMT[1:0]
VCOM Ramp Up/Down Time Control
0 0
Nominal; RCMT = 60 kΩ (default)
0 1
Slow; RCMT = 120 kΩ
1 0
Fast; RCMT = 30 kΩ
1 1
Fastest; RCMT = 2.73 kΩ
G20R: 20-dB Boost for PG2 (Gain Amplifier for AIN1R, AIN2R, and AIN3R)
Default value: 0
This bit is used to boost the microphone signal when the analog input is small.
G20R = 0
0 dB (default)
G20R = 1
20-dB boost
G20L: 20-dB Boost for PG1 (Gain Amplifier for AIN1L, AIN2L, and AIN3L)
Default value: 0
This bit is used to boost the microphone signal when the analog input is small.
G20L = 0
0 dB (default)
G20L = 1
20-dB boost
52
Submit Documentation Feedback
PCM3793 is Not Recommended for New Designs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com