công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCM3793RHB bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Texas Instruments

tên linh kiện PCM3793RHB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Power Stereo Audio CODEC
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

PCM3793RHB bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Texas Instruments

Back Button PCM3793RHB Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments PCM3793RHB Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 68 page
background image
www.ti.com
PCM3793
PCM3794
SLES193C – AUGUST 2006 – REVISED FEBRUARY 2007
B15
B14
B13
B12
B11
B10
B9
B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
Register 87
0
IDX6
IDX5
IDX4
IDX3
IDX2
IDX1
IDX0
AD2S
RSV
AIR1
AIR0
RSV
RSV
AIL1
AIL0
IDX[6:0]: 101 0111b (57h): Register 87
AD2S: Differential Amplifier Selector (MUX3 and MUX4)
Default value: 0
The PCM3793/94 has stereo single-input amplifiers (PG1, PG2) and a monaural differential-input amplifier (D2S)
which can be used as ADC inputs. MUX3 and MUX4 can be selected as the monaural differential input by
setting AD2S = 1.
AD2S = 0
Single-input amplifiers (default)
AD2S = 1
Differential-input amplifier
AIL[1:0]: AIN1L, AIN2L, and AIN3L Selector (MUX1)
Default value: 00
This bit is used to select one of the three analog inputs, AIN1L, AIN2L, or AIN3L.
AIL[1:0]
AIN L-channel Select
0 0
Disconnect (default)
0 1
AIN1L
1 0
AIN2L
1 1
AIN3L
AIR[1:0]: AIN1R, AIN2R, and AIN3R Selector (MUX2)
Default value: 00
This bit is used to select one of the three stereo analog inputs, AIN1R, AIN2R, or AIN3R.
AIR[1:0]
AIN R-channel Select
0 0
Disconnect (default)
0 1
AIN1R
1 0
AIN2R
1 1
AIN3R
49
Submit Documentation Feedback
PCM3793 is Not Recommended for New Designs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com