công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AN3955 bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện AN3955
Giải thích chi tiết về linh kiện  This document describes
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

AN3955 bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - STMicroelectronics

Back Button AN3955 Datasheet HTML 43Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 44Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 45Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 46Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 47Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 48Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 49Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 50Page - STMicroelectronics AN3955 Datasheet HTML 51Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 68 page
background image
AN3955
ISO/IEC 14443-3 layers
Doc ID 022017 Rev 1
47/68
5.2.10
ISO/IEC 14443-3 Type B Is function
The ISO14443B_IsPresent function returns RESULTOK if an ISO/IEC 14443-3 Type B is
present into the RF field. Otherwise, it returns ERRORCODE_GENERIC. Table 72 describes
the ISO14443B_IsPresent function.
Table 72.
ISO14443B_IsPresent function description
For more information about Is function, refer to Table 61: ISO/IEC 14443-3 Type B Is
function description.
Prototype
int8_t ISO14443B_IsPresent (void);
Input parameter
None
Output parameter
None
Return parameter
RESULTOK: A 14443-3 Type B contactless tag is present.
ERRORCODE_GENERIC: No 14443-3 Type B contactless tag
available



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68