| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3427 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3427 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - STMicroelectronics |
|
42 / 52 page ![]() Firmware migration using the library AN3427 42/52 Doc ID 019001 Rev 1 NA void FLASH_OB_Unlock(void); NA void FLASH_OB_Lock(void); FLASH_Status FLASH_ProgramOptionByteData(uint32 _t Address, uint8_t Data); NA FLASH_Status FLASH_EnableWriteProtection(uint32_t FLASH_Pages); void FLASH_OB_WRPConfig(uint32_t OB_WRP, FunctionalState NewState); FLASH_Status FLASH_ReadOutProtection(FunctionalS tate NewState); void FLASH_OB_RDPConfig(uint8_t OB_RDP); FLASH_Status FLASH_UserOptionByteConfig(uint16_t OB_IWDG, uint16_t OB_STOP, uint16_t OB_STDBY); void FLASH_OB_UserConfig(uint8_t OB_IWDG, uint8_t OB_STOP, uint8_t OB_STDBY); NA void FLASH_OB_BORConfig(uint8_t OB_BOR); NA FLASH_Status FLASH_OB_Launch(void); uint32_t FLASH_GetUserOptionByte(void); uint8_t FLASH_OB_GetUser(void); uint32_t FLASH_GetWriteProtectionOptionByte(v oid); uint16_t FLASH_OB_GetWRP(void); FlagStatus FLASH_GetReadOutProtectionStatus (void); FlagStatus FLASH_OB_GetRDP(void); NA uint8_t FLASH_OB_GetBOR(void); FlagStatus FLASH_GetFlagStatus(uint32_t FLASH_FLAG); FlagStatus FLASH_GetFlagStatus(uint32_t FLASH_FLAG); void FLASH_ClearFlag(uint32_t FLASH_FLAG); void FLASH_ClearFlag(uint32_t FLASH_FLAG); FLASH_Status FLASH_GetStatus(void); FLASH_Status FLASH_GetStatus(void); FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(uint32_t Timeout); FLASH_Status FLASH_WaitForLastOperation(void); FlagStatus FLASH_GetPrefetchBufferStatus(void); NA Table 13. STM32F10x and STM32F2xx FLASH driver API correspondence (continued) STM32F10x Flash driver API STM32F2xx Flash driver API Color key: = New function = Same function, but API was changed = Function not available (NA) |