| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AN3427 bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN3427 bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 52 page ![]() Peripheral migration AN3427 14/52 Doc ID 019001 Rev 1 USB OTG HS AHB1 0x40040000 NA NA ETHERNET MAC 0x40028000 AHB 0x40028000 DMA2 0x40026400 0x40020400 DMA1 0x40026000 0x40020000 BKPSRAM 0x40024000 NA NA Flash interface 0x40023C00 AHB 0x40022000 RCC 0x40023800 0x40021000 CRC 0x40023000 0x40023000 GPIO I 0x40022000 NA NA GPIO H 0x40021C00 NA NA GPIO G 0x40021800 APB2 0x40012000 GPIO F 0x40021400 0x40011C00 GPIO E 0x40021000 0x40011800 GPIO D 0x40020C00 0x40011400 GPIO C 0x40020800 0x40011000 GPIO B 0x40020400 0x40010C00 GPIO A 0x40020000 0x40010800 TIM11 APB2 0x40014800 0x40015400 TIM10 0x40014400 0x40015000 TIM9 0x40014000 0x40014C00 EXTI 0x40013C00 0x40010400 Table 3. IP bus mapping differences between STM32 F1 and STM32 F2 series Peripheral STM32 F2 series STM32 F1 series Bus Base address Bus Base address |