công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F110MF bảng dữ liệu(PDF) 128 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F110MF
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  153 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F110MF bảng dữ liệu(HTML) 128 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F110MF Datasheet HTML 124Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 125Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 126Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 127Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 128Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 129Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 130Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 131Page - Renesas Technology Corp R5F110MF Datasheet HTML 132Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 128 / 153 page
background image
RL78/L1C
3. ELECTRICAL SPECIFICATIONS (G: TA = -40 to +105 °C)
R01DS0192EJ0200 Rev. 2.00
Page 128 of 149
Feb 21, 2014
Simplified I2C mode connection diagram (during communication at different potential)
Simplified I2C mode serial transfer timing (during communication at different potential)
Remark 1.
Rb[
]: Communication line (SDAr, SCLr) pull-up resistance, Cb[F]: Communication line (SDAr, SCLr) load capacitance,
Vb[V]: Communication line voltage
Remark 2.
r: IIC number (r = 00, 10, 20, 30), g: PIM, POM number (g = 0 to 3)
Remark 3.
fMCK: Serial array unit operation clock frequency
(Operation clock to be set by the CKSmn bit of serial mode register mn (SMRmn). m: Unit number (m = 0, 1),
n: Channel number (n = 0, 2), mn = 00, 02, 10, 12)
SDAr
SCLr
User’s device
SDA
SCL
Vb
Rb
Vb
Rb
RL78 microcontroller
SDAr
SCLr
1/fSCL
tLOW
tHIGH
tSU: DAT
tHD: DAT



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com