công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(PDF) 78 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện JS28F640P33BF70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Numonyx짰 P33-65nm Flash Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(HTML) 78 Page - Numonyx B.V

Back Button JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 74Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 75Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 76Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 77Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 78Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 79Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 80Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 81Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 82Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 78 / 88 page
background image
P33-65nm
Datasheet
Jul 2011
78
Order Number: 208034-04
Figure 35: Block Lock Operations Flowchart
No
Start
Write 60h
Block Address
Write 90h
Read Block Lock
Status
Locking
Change?
Lock Change
Complete
Write 01,D0,2Fh
Block Address
Write FFh
Any Address
Yes
Write
Write
Write
(Optional)
Read
(Optional)
Standby
(Optional)
Write
Lock
Setup
Lock,
Unlock, or
Lockdown
Confirm
Read ID
Plane
Block Lock
Status
Read
Array
Data = 60h
Addr = Block to lock/unlock/lock-down (BA)
Data = 01h (Lock block)
D0h (Unlock block)
2Fh (Lockdown block)
Addr = Block to lock/unlock/lock-down (BA)
Data = 90h
Addr = Block address offset+2 (BA+2)
Block Lock status data
Addr = Block address offset+2 (BA+2)
Confirm locking change on DQ1, DQ0.
(See Block Locking State Transitions Table
for valid combinations.)
Data = FFh
Addr = Block address (BA)
Bus
Operation
Command
Comments
LOCKING OPERATIONS PROCEDURE
LOCK_OP.WMF
Lock Confirm
Lock Setup
Read ID Plane
Read Array



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com