công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(PDF) 73 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện JS28F640P33BF70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Numonyx짰 P33-65nm Flash Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(HTML) 73 Page - Numonyx B.V

Back Button JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 69Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 70Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 71Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 72Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 73Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 74Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 75Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 76Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 77Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 88 page
background image
Datasheet
Jul 2011
73
Order Number:208034-04
P33-65nm SBC
Figure 30: Program Suspend/Resume Flowchart
Read Status
Register
SR.7 =
SR.2 =
Read Array
Data
Program
Completed
Done
Reading
Program
Resumed
Read Array
Data
0
No
0
Yes
1
1
PROGRAM SUSPEND /RESUME PROCEDURE
Write
Program
Resume
Data= D0 h
Addr= Suspended block (BA)
Bus
Operation
Command
Comments
Write
Program
Suspend
Data= B0h
Addr= X
Standby
Check SR.7
1= WSM ready
0= WSM busy
Standby
Check SR.2
1=
Program suspended
0=
Program completed
Write
Read
Array
Data= FFh
Addr=
Block address to read(BA)
Read
Read array data from block other than
the one being programmed
Read
Status register data
Initiate a read cycle to update Status
register
Addr= Suspended block (BA)
PGM_SUS.WMF
Start
Write B0h
Any Address
Program Suspend
Read
Status
Write70h
Write FFh
Any Address
Read
Array
Write D0h
Any Address
Program
Resume
Write FFh
Read
Array
Write
Read
Status
Data= 70h
Addr= Block to suspend (BA)
Write70h
Any Address
Read
Status
Any Address



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com