công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(PDF) 35 Page - Numonyx B.V

tên linh kiện JS28F640P33BF70
Giải thích chi tiết về linh kiện  Numonyx짰 P33-65nm Flash Memory
PDF  88 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NUMONYX [Numonyx B.V]
Trang chủ  http://www.numonyx.com
Logo NUMONYX - Numonyx B.V

JS28F640P33BF70 bảng dữ liệu(HTML) 35 Page - Numonyx B.V

Back Button JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 31Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 32Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 33Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 34Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 35Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 36Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 37Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 38Page - Numonyx B.V JS28F640P33BF70 Datasheet HTML 39Page - Numonyx B.V Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 35 / 88 page
background image
Datasheet
Jul 2011
35
Order Number:208034-04
P33-65nm SBC
Figure 8: First-Access Latency Count
Table 13: LC and Frequency Support
Latency Count Settings
Frequency Support (MHz)
3
≤ 40
4
≤ 52
Code1
(Reserved
Code6
Code5
Code4
Code3
Code2
Code0(Reserved)
Code7
Valid
Address
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Valid
Output
Address[A]
ADV#[V]
DQ
15-0 [D/Q]
CLK[C]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]
DQ
15-0 [D/Q]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com