công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VCCPLD bảng dữ liệu(PDF) 84 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện VCCPLD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs with Flash*Freeze Technology
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

VCCPLD bảng dữ liệu(HTML) 84 Page - Microsemi Corporation

Back Button VCCPLD Datasheet HTML 80Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 81Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 82Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 83Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 84Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 85Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 86Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 87Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 88Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 84 / 212 page
background image
Military ProASIC3/EL DC and Switching Characteristics
2-70
Revision 3
Timing Characteristics
1.2 V DC Core Voltage
Table 2-107 • 1.2 V LVCMOS Low Slew
Military-Case Conditions: TJ = 125°C, Worst-Case VCC = 1.14 V, Worst-Case VCCI = 1.4 V
Applicable to Pro I/O Banks for A3PE600L and A3PE3000L Only
Drive
Strength
Speed
Grade
tDOUT
tDP
tDIN
tPY
tPYS tEOUT
tZL
tZH
tLZ
tHZ
tZLS
tZHS Units
2 mA
Std.
0.80
12.61 0.05 2.65 3.75
0.52
12.10 9.50 5.11 4.66 14.31 11.71
ns
–1
0.68
10.72 0.05 2.25 3.19
0.44
10.30 8.08 4.35 3.97 12.17
9.96
ns
Note:
For specific junction temperature and voltage supply levels, refer to Table 2-5 on page 2-8 for derating values.
Table 2-108 • 1.2 V LVCMOS High Slew
Military-Case Conditions: TJ = 125°C, Worst-Case VCC = 1.14 V, Worst-Case VCCI = 1.4 V
Applicable to Pro I/O Banks for A3PE600L and A3PE3000L Only
Drive
Strength
Speed
Grade
tDOUT
tDP
tDIN
tPY
tPYS tEOUT
tZL
tZH
tLZ
tHZ
tZLS
tZHS
Unit
s
2 mA
Std.
0.80
5.16
0.05 2.65 3.75
0.52
4.98
4.39 5.10 4.81
7.19
6.60
ns
–1
0.68
4.39
0.05 2.25 3.19
0.44
4.24
3.74 4.34 4.09
6.11
5.61
ns
Notes:
1. Software default selection highlighted in gray.
2. For specific junction temperature and voltage supply levels, refer to Table 2-5 on page 2-8 for derating values.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com