công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VCCPLD bảng dữ liệu(PDF) 47 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện VCCPLD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs with Flash*Freeze Technology
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

VCCPLD bảng dữ liệu(HTML) 47 Page - Microsemi Corporation

Back Button VCCPLD Datasheet HTML 43Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 44Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 45Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 46Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 47Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 48Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 49Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 50Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 51Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 47 / 212 page
background image
Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs
Revision 3
2-33
Table 2-36 • I/O Output Buffer Maximum Resistances 1
Applicable to Advanced I/O Banks for A3P250 and A3P1000 Only
Standard
Drive Strength
RPULL-DOWN
(
) 2
RPULL-UP
(
) 3
3.3 V LVTTL / 3.3 V LVCMOS
2 mA
100
300
4 mA
100
300
6 mA
50
150
8 mA
50
150
12 mA
25
75
16 mA
17
50
24 mA
11
33
3.3 V LVCMOS Wide Range
100 µA
Same as regular 3.3 V LVCMOS
2.5 V LVCMOS
2 mA
100
300
4 mA
100
300
6 mA
50
150
8 mA
50
150
12 mA
25
75
16 mA
17
50
24 mA
11
33
1.8 V LVCMOS
2 mA
100
200
4 mA
100
200
6 mA
50
100
8 mA
50
100
12 mA
25
50
16 mA
20
40
1.5 V LVCMOS
2 mA
200
224
4 mA
100
112
6 mA
67
75
8 mA
33
37
12 mA
33
37
3.3 V PCI/PCI-X
Per PCI/PCI-X specification
25
75
Notes:
1. These maximum values are provided for informational reasons only. Minimum output buffer resistance values depend
on VCCI, drive strength selection, temperature, and process. For board design considerations and detailed output buffer
resistances, use the corresponding IBIS models located at http://www.actel.com/download/ibis/default.aspx.
2. R(PULL-DOWN-MAX) = (VOLspec) / IOLspec
3. R(PULL-UP-MAX) = (VCCImax – VOHspec) / IOHspec



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com