công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VCCPLD bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện VCCPLD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs with Flash*Freeze Technology
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

VCCPLD bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - Microsemi Corporation

Back Button VCCPLD Datasheet HTML 42Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 43Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 44Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 45Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 46Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 47Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 48Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 49Page - Microsemi Corporation VCCPLD Datasheet HTML 50Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 212 page
background image
Military ProASIC3/EL DC and Switching Characteristics
2-32
Revision 3
Table 2-35 • I/O Output Buffer Maximum Resistances 1
Applicable to Pro I/Os for A3PE600L and A3PE3000L Only
Standard
Drive Strength
RPULL-DOWN () 2
RPULL-UP () 3
3.3 V LVTTL / 3.3 V LVCMOS
4 mA
100
300
8 mA
50
150
12 mA
25
75
16 mA
17
50
24 mA
11
33
3.3 V LVCMOS Wide Range
100 µA
Same as regular 3.3 V LVCMOS
2.5 V LVCMOS
4 mA
100
200
8 mA
50
100
12 mA
25
50
16 mA
20
40
24 mA
11
22
1.8 V LVCMOS
2 mA
200
225
4 mA
100
112
6 mA
50
56
8 mA
50
56
12 mA
20
22
16 mA
20
22
1.5 V LVCMOS
2 mA
200
224
4 mA
100
112
6 mA
67
75
8 mA
33
37
12 mA
33
37
1.2 V LVCMOS4
2 mA
158
158
1.2 V LVCMOS Wide Range4
100 µA
158
158
3.3 V PCI/PCI-X
Per PCI/PCI-X specification
25
75
3.3 V GTL
20 mA5
11
–
2.5 V GTL
20 mA5
14
–
3.3 V GTL+
35 mA
12
–
2.5 V GTL+
33 mA
15
–
HSTL (I)
8 mA
50
50
HSTL (II)
15 mA5
25
25
SSTL2 (I)
15 mA
27
31
SSTL2 (II)
18 mA
13
15
SSTL3 (I)
14 mA
44
69
SSTL3 (II)
21 mA
18
32
Notes:
1. These maximum values are provided for informational reasons only. Minimum output buffer resistance values depend
on VCCI, drive strength selection, temperature, and process. For board design considerations and detailed output buffer
resistances, use the corresponding IBIS models located at http://www.actel.com/download/ibis/default.aspx.
2. R(PULL-DOWN-MAX) = (VOLspec) / IOLspec.
3. R(PULL-UP-MAX) = (VCCImax – VOHspec) / IOHspec.
4. Applicable to A3PE600L and A3PE3000L devices operating in the 1.2 V core range only.
5. Output drive strength is below JEDEC specification.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com