| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STA381BWS bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA381BWS bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 171 page ![]() STA381BWS List of tables Doc ID 018937 Rev 6 13/171 Table 153. Status register bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Table 154. Extended post-scale range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Table 155. Extended attack rate, limiter 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 156. Extended attack rate, limiter 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 157. Extended biquad selector, biquad 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 158. Extended biquad selector, biquad 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 159. Extended biquad selector, biquad 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 160. Soft volume update enable, increase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 161. Soft volume update enable, decrease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 162. Volume fine-tuning steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Table 163. Extra volume resolution enable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Table 164. PLL factors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Table 165. PLL register 0x43 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Table 166. PLL register 0x44 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Table 167. PLL register 0x45 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 168. PLL register 0x46 bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 169. Coefficients extended range configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Table 170. External amplifier enabler configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Table 171. PNDLSL bits configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Table 172. Zero-detect threshold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Table 173. Zero-detect hysteresis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Table 174. Manual threshold register 0x2E, 0x2F and 0x5E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 175. Headphone/Line out configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 176. F3X configuration register 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 177. F3X configuration register 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 178. STCompressorTM configuration bits1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Table 179. STCompressorTM configuration bits 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Table 180. Charge pump sync configuration bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Table 181. Misc register 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Table 182. MISC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Table 183. VQFN48 (7 x 7 x 0.9 mm) package dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Table 184. Document revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 |