công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX2829 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-/Dual-Band 802.11a/b/g World-Band Transceiver ICs
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX2829 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX2829 Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 22Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 23Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 39 page
background image
Single-/Dual-Band 802.11a/b/g
World-Band Transceiver ICs
______________________________________________________________________________________
19
Typical Operating Characteristics (continued)
(VCC = 2.7V, fRF = 2.437GHz (802.11g) or fRF = 5.25GHz (802.11a), fREFOSC = 40MHz, SHDN = CS = high, RXHP = SCLK = DIN =
low, RBIAS = 11k
Ω, TA = +25°C using the MAX2828/MAX2829 evaluation kits.)
802.11a
120
115
125
130
140
135
145
-35
-20
-15
-30
-25
-10
-5
0
TX ICC vs. POUT
POUT (dBm)
0
10
5
20
15
35
30
25
45
40
50
010
14
2
6
18 20
24
28
12
16
4
8
22
26
30 32
NOISE FIGURE
vs. BASEBAND GAIN SETTINGS
GAIN SETTINGS
5.25GHz
5.85GHz
5.25GHz
5.85GHz
LNA = MEDIUM
LNA = LOW
LNA = HIGH
0
10
5
20
15
35
30
25
40
4.9
5.4
5.6
5.0
5.2
5.8 5.9
5.5
5.7
5.1
5.3
NOISE FIGURE vs. FREQUENCY
FREQUENCY (GHz)
GAIN = 15dB, B7:B6 = 0X
GAIN = 45dB, B7:B6 = 10
GAIN = 50dB, B7:B6 = 11
GAIN > 65dB, B7:B6 = 11
0
20
40
100
80
60
120
010
14
2
6
18 20
24
28
12
16
4
8
22
26
30 32
RX VOLTAGE GAIN
vs. BASEBAND GAIN SETTING
GAIN SETTINGS
LNA = LOW GAIN
LNA = MEDIUM GAIN
LNA = HIGH GAIN
-6
-4
-2
4
2
0
6
4.9
5.5
5.7
5.0
5.3
5.9
5.6
5.8
5.1 5.2
5.4
RX VOLTAGE GAIN VARIATION
vs. FREQUENCY
FREQUENCY (MHz)
LNA = HIGH GAIN
LNA = MEDIUM GAIN
LNA = LOW GAIN
-4
-2
-3
1
0
-1
3
2
4
25
75
35
55
85
45
65
95
RX IN-BAND OUTPUT P-1dB
vs. GAIN
GAIN (dB)
LNA MEDIUM-/HIGH-GAIN
SWITCH POINT
0
1.0
0.5
2.5
2.0
1.5
3.0
-110
-10
-90
-50
10
-70
-30
RX RSSI OUTPUT vs. INPUT POWER
PIN (dBm)
LNA = LOW GAIN
LNA = MEDIUM GAIN
LNA = HIGH GAIN
110
120
150
140
130
170
160
2.7
3.0 3.1
2.8 2.9
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
RX ICC vs. VCC
VCC (V)
TA = +85
°C
TA = +25
°C
TA = -40
°C
100
110
140
130
120
160
150
2.7
3.0 3.1
2.8 2.9
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
TX ICC vs. VCC
VCC (V)
TA = +85
°C
TA = +25
°C
TA = -40
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com