công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX2829 bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-/Dual-Band 802.11a/b/g World-Band Transceiver ICs
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX2829 bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX2829 Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 16Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 17Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 18Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 19Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 20Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 21Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 39 page
background image
Single-/Dual-Band 802.11a/b/g
World-Band Transceiver ICs
______________________________________________________________________________________
17
1k
10k
100k
1M
10M
CLOSED-LOOP PHASE NOISE
FREQUENCY OFFSET (Hz)
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
-50
-150
0
50
40
-40
30
-30
20
-20
10
-10
-50
0
250
TIME (
µs)
CHANNEL-SWITCHING FREQUENCY SETTLING
(2500MHz TO 2400MHz)
-25kHz
5kHz/div
25kHz
0
TIME (
µs)
50
TX-RX TURNAROUND
FREQUENCY SETTLING
Typical Operating Characteristics (continued)
(VCC = 2.7V, fRF = 2.437GHz (802.11g) or fRF = 5.25GHz (802.11a), fREFOSC = 40MHz, SHDN = CS = high, RXHP = SCLK = DIN =
low, RBIAS = 11k
Ω, TA = +25°C using the MAX2828/MAX2829 evaluation kits.)
-6
-5
-1
-3
0
-2
-4
1
2.7
3.4
2.8 2.9
3.1
3.3
3.5
3.0
3.2
3.6
TX OUTPUT POWER vs. VCC
(B6:B1 = 111111)
VCC (V)
TA = +85
°C
TA = +25
°C
TA = -40
°C
-6
-5
-1
-3
0
-2
-4
1
2.40
2.48
2.42
2.44
2.46
2.50
TX OUTPUT POWER vs. FREQUENCY
(B6:B1 = 111111)
FREQUENCY (GHz)
TA = +85
°C
TA = +25
°C
TA = -40
°C
-100
-40
-60
-80
-90
-20
-30
-50
-70
-10
2.397GHz
2.477GHz
TX OUTPUT SPECTRUM
(54Mbps OFDM SIGNAL)
B6:B1 = 111011
B6:B1 = 110101
-100
-40
-60
-80
-90
-20
-30
-50
-70
-10
0
1MHz
26.5GHz
TX OUTPUT SPECTRUM
f = 2.4GHz
f = 2.48GHz
f = 2.56GHz
f = 6.4GHz
-35
-25
-30
-5
-15
-20
-10
0
0
8
16
24
32
40
48
64
GAIN SETTINGS
56
TX OUTPUT POWER
vs. GAIN SETTINGS
2.30
2.32
2.40
2.36
2.58
2.48
2.44
2.52
2.38
2.34
2.56
2.54
2.46
2.42
2.50
2.60
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6
2.4
VTUNE (V)
2.0
1.8
2.2
LO FREQUENCY
vs. VTUNE
802.11g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com