công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX2829 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Maxim Integrated Products

tên linh kiện MAX2829
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single-/Dual-Band 802.11a/b/g World-Band Transceiver ICs
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MAXIM [Maxim Integrated Products]
Trang chủ  https://www.maximintegrated.com/en.html
Logo MAXIM - Maxim Integrated Products

MAX2829 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Maxim Integrated Products

Back Button MAX2829 Datasheet HTML 7Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 8Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 9Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 10Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 11Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 12Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 13Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 14Page - Maxim Integrated Products MAX2829 Datasheet HTML 15Page - Maxim Integrated Products Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 39 page
background image
Single-/Dual-Band 802.11a/b/g
World-Band Transceiver ICs
______________________________________________________________________________________
11
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Frequency Synthesis
(MAX2828/MAX2829 evaluation kits: VCC = +2.7V, fRF = 2.437GHz (802.11g) or fRF = 5.25GHz (802.11a), fREFOSC = 40MHz, SHDN =
CS = high, SCLK = DIN = low, PLL loop bandwidth = 150kHz, RBIAS = 11k
Ω, TA = +25°C, unless otherwise noted.)
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNITS
FREQUENCY SYNTHESIZER
802.11g mode
2412
2500
802.11a low-band mode
4900
5350
RF Channel Center Frequency
802.11a high-band mode
5470
5875
MHz
Charge-Pump Comparison
Frequency
20
MHz
fREFOSC Input Frequency
20
44
MHz
Reference-Divider Ratio
14
fREFOSC Input Levels
AC-coupled
800
mVP-P
fREFOSC Input Impedance
10
k
Ω
fOFFSET = 1kHz
-87
fOFFSET = 10kHz
-103
fOFFSET = 100kHz
-99
fOFFSET = 1MHz
-112
802.11g
fOFFSET = 10MHz
-125
fOFFSET = 1kHz
-84
fOFFSET = 10kHz
-95
fOFFSET = 100kHz
-92
fOFFSET = 1MHz
-108
Closed-Loop Phase Noise
802.11a
fOFFSET = 10MHz
-124
dBc/Hz
802.11g
0.6
Closed-Loop Integrated Phase
Noise
RMS phase jitter,
integrate from 10kHz
to 10MHz offset
802.11a
1
degrees
Charge-Pump Output Current
4mA
Charge-Pump Output Voltage
>70% of ICP
0.5
VCC - 0.5V
V
802.11g
-65
Reference Spurs
20MHz offset
802.11a
-58
dBc
VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATOR
VCO Tuning Voltage Range
0.4
2.3
V
VTUNE = 0.4V
135
802.11g
VTUNE = 2.3V
62
VTUNE = 0.3V
324
Low band
VTUNE = 2.2V
167
VTUNE = 0.3V
330
LO Tuning Gain
802.11a
High band
VTUNE = 2.2V
175
MHz/V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com