công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP910 bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - Altera Corporation

tên linh kiện EP910
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Altera Classic device family offers a solution to high-speed, lowpower logic integration. Fabricated on advanced CMOS technology
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

EP910 bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - Altera Corporation

Back Button EP910 Datasheet HTML 21Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 22Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 23Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 24Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 25Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 26Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 27Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 28Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 29Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 42 page
background image
Altera Corporation
769
Classic EPLD Family Data Sheet
Figure 13 shows the typical supply current (ICC) versus frequency of
EP910 devices.
Figure 13. ICC vs. Frequency of EP910 Devices
Figure 14 shows the typical output drive characteristics of EP910 devices.
Figure 14. Output Drive Characteristics of EP910 Devices
1 kHz
10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz
40 MHz
Frequency
V
= 5.0 V
T
= 25
° C
Typical I
Active (mA)
CC
Non-Turbo
Turbo
100
10
1.0
0.1
CC
A
Drive characteristics may exceed shown curves.
VO Output Voltage (V)
1
2
3
4
5
60
50
40
30
20
10
0
0.45
IOL
IOH
VCC = 5.0 V
TA = 25° C
EP910 EPLDs
VO Output Voltage (V)
1
2
3
4
5
120
100
80
60
40
20
0.45
EP910I EPLDs
IOL
IOH
VCC = 5.0 V
TA = 25° C
Typical I
Output
Current (mA)
O
Typical I
Output
Current (mA)
O



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com