công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EP910 bảng dữ liệu(PDF) 15 Page - Altera Corporation

tên linh kiện EP910
Giải thích chi tiết về linh kiện  The Altera Classic device family offers a solution to high-speed, lowpower logic integration. Fabricated on advanced CMOS technology
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALTERA [Altera Corporation]
Trang chủ  http://www.altera.com
Logo ALTERA - Altera Corporation

EP910 bảng dữ liệu(HTML) 15 Page - Altera Corporation

Back Button EP910 Datasheet HTML 11Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 12Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 13Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 14Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 15Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 16Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 17Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 18Page - Altera Corporation EP910 Datasheet HTML 19Page - Altera Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 42 page
background image
Altera Corporation
759
Classic EPLD Family Data Sheet
Table 5. EP610 & EP610I Device Capacitance
Note (9)
Symbol
Parameter
Conditions
EP610-15
EP610-20
EP610-25
EP610-30
EP610-35
EP610I
Unit
Min
Max
Min
Max
Min
Max
CIN
Input pin capacitance
VIN = 0 V, f = 1.0 MHz
10
20
8
pF
CI/O
I/O pin capacitance
VOUT = 0 V, f = 1.0 MHz
12
20
8
pF
CCLK1
CLK1
pin capacitance
VIN = 0 V, f = 1.0 MHz
20
20
10
pF
CCLK2
CLK2
pin capacitance
VIN = 0 V, f = 1.0 MHz
20
50
12
pF
Table 6. EP610 Device ICC Supply Current
Notes (2), (10)
Symbol
Parameter
Conditions
Speed
Grade
EP610
Unit
Min
Typ
Max
ICC1
VCC supply current
(non-Turbo, standby)
VI = VCC or ground, no load
(11), (12)
20
150
µA
ICC2
VCC supply current
(non-Turbo, active)
VI = VCC or ground, no load,
f = 1.0 MHz
(11), (12)
5
10 (15)
mA
ICC3
VCC supply current
(Turbo, active)
VI = VCC or ground, no load,
f = 1.0 MHz
(12)
-15, -20
60
90 (115)
mA
-25, -30,
-35
45
60 (75)
mA
Table 7. EP610I Device ICC Supply Current
Note (10)
Symbol
Parameter
Conditions
EP610I
Unit
Min
Typ
Max
ICC1
VCC supply current
(non-Turbo, standby)
VI = VCC or ground, no load,
(11), (12)
20
150
µA
ICC2
VCC supply current
(non-Turbo, active)
VI = VCC or ground, no load,
f = 1.0 MHz
(11), (12)
3
8
mA
ICC3
VCC supply current
(Turbo, active)
VI = VCC or ground, no load,
f = 1.0 MHz
(12)
65
105
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com