công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 237 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 237 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 233Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 234Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 235Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 236Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 237Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 238Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 239Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 240Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 241Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 237 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 199 of 704
7.11.2
Port A Data Register (PADR)
PADR stores output data for the port A pins.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
PA7DR
0
R/W
6
PA6DR
0
R/W
5
PA5DR
0
R/W
4
PA4DR
0
R/W
3
PA3DR
0
R/W
2
PA2DR
0
R/W
1
PA1DR
0
R/W
0
PA0DR
0
R/W
PADR stores output data for the port A pins that
are used as the general output ports.
7.11.3
Port A Register (PORTA)
PORTA reflects the pin state in port A and cannot be modified.
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
PA7
*
R
6
PA6
*
R
5
PA5
*
R
4
PA4
*
R
3
PA3
*
R
2
PA2
*
R
1
PA1
*
R
0
PA0
*
R
When this register is read, the bit that is set in
PADDR is read as the value of PADR. The bit
that is cleared in PADDR is read as the pin
state.
Note:
*
Determined by the states of the PA7 to PA0 pins.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com