công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 234 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 234 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 230Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 231Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 232Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 233Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 234Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 235Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 236Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 237Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 238Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 234 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 196 of 704
• Extended Mode (EXPE = 1)
CS2E
0
1
TIOCA2S
0
1
TPU channel 2 setting
Table below (2)
Table below (1)
P91DDR
CS2 output pin
Pin function
Single-chip
operation
CS2 output pin
ExTIOCA2 input pin*
1
CS2 output pin
• Single-Chip Mode (EXPE = 0)
TIOCA2S
0
1
TPU channel 2 setting
Table below (2)
Table below (1)
P91DDR
0
1
0
1
P91 input pin
P91 output pin
Pin function
P91 input
pin
P91 output
pin
ExTIOCA2 input pin*
1
ExTIOCA2
output pin
TPU channel 2 setting
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
MD3 to MD0
B'0000, B'01xx
B'001x
B'0010
B'0011
IOA3 to IOA0
B'0000
B'0100
B'1xxx
B'0001 to B'0011
B'0101 to B'0111
B'xx00
Other than
B'xx00
Other than B'xx00
CCLR1, CCLR0
Other
than B'01
B'01
Output function
Output compare
output
PWM mode
1 output*
2
PWM
mode 2
output
[Legend]
x: Don’t care
Notes: 1. When TIOCA2S = 1, MD3 to MD0 = B'0000 or B'01xx, and IOA3 = 1, this pin functions
as the TIOCA2 input pin.
2. Output is disabled for TIOCB2.
• P90/LWR/ExTIOCB1/ExTCLKC
When the TIOCB1/TCLKCS bit in PTCNT2 is set to 1, this pin can be used as the
ExTIOCB1/ExTCLKC pin.
According to operating modes, the TPU channel 1 settings by the LWROE bit, the MD3 to
MD0 bits in TMDR_1, the IOB3 to IOB0 bits in TIOR_1, and the CCLR1 and CCLR0 bits in
TCR_1, and the combination of the TPSC2 to TPSC0 bits in TCR_0 and TCR_2, the
TIOCB1/TCLKCS bit, and the P90DDR bit, the pin function is switched as shown below.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com