công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 233 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 233 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 229Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 230Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 231Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 232Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 233Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 234Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 235Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 236Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 237Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 233 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 195 of 704
• Single-Chip Mode (EXPE = 0)
TIOCB2/TCLKDS
0
1
TPU channel 2 setting
Table below (2)
Table below (1)
P92DDR
0
1
0
1
P92 input pin P92 output pin
ExTIOCB2 input pin*
1
ExTIOCB2 output
pin
Pin function
P92 input
pin
P92
output
pin
ExTCLKD input pin*
2
TPU channel 2 setting
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
MD3 to MD0
B'0000, B'01xx
B'0010
B'0011
IOB3 to IOB0
B'0000
B'0100
B'1xxx
B'0001 to B'0011
B'0101 to B'0111
B'xx00
Other than B'xx00
CCLR1, CCLR0
Other than
B'10
B
′10
Output function
Output compare
output
PWM mode
2 output
[Legend]
x: Don’t care
Notes: 1. When TIOCB2/TCLKDS = 1, MD3 to MD0 = B'0000 or B'01xx, and IOB3 = 1, this pin
functions as the TIOCB2 input pin.
2. When TIOCB2/TCLKDS = 1 and TPSC2 to TPSC0 in TCR_0 = B'111, this pin functions
as the TCLKD input pin. When TIOCB2/TCLKDS = 1 and phase-count mode is set to
the TCR channel 2, this pin functions as the TCLKD input pin.
• P91/CS2/ExTIOCA2
When the TIOCA2S bit in PTCNT2 is set to 1, this pin can be used as the ExTIOCA2 pin.
According to operating modes, the TPU channel 2 settings by the CS2E bit, the MD3 to MD0
bits in TMDR_2, the IOA3 to IOA0 bits in TIOR_2, and the CCLR1 and CCLR0 bits in
TCR_2, and the combination of the TIOCA2S bit and the P91DDR bit, the pin function is
switched as shown below.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com