công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 713 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 713 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 709Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 710Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 714Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 715Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 716Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 717Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 713 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 675 of 704
tOSC2
NMI
( i = 0 to 7 )
φ
Figure 24.5 Oscillation Stabilization Timing (Exiting Software Standby Mode)
24.3.2
Control Signal Timing
Table 24.5 shows the control signal timing.
Table 24.5
Control Signal Timing
Condition:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 5 MHz to 20 MHz
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test
Conditions
RES setup time
t
RESS
200
ns
RES pulse width
t
RESW
20
t
cyc
Figure 24.6
NMI setup time
t
NMIS
150
ns
NMI hold time
t
NMIH
10
NMI pulse width
(exiting software standby
mode)
t
NMIW
200
IRQ setup time
(
IRQ0 to IRQ7, ExIRQ0 to
ExIRQ7)
t
IRQS
150
IRQ hold time
(
IRQ0 to IRQ7, ExIRQ0 to
ExIRQ7)
t
IRQH
10
IRQ pulse width
(
IRQ0 to IRQ7, ExIRQ0 to
ExIRQ7) (exiting software
standby mode)
t
IRQW
200
Figure 24.7



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com