công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 709 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 709 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 705Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 706Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 707Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 708Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 709Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 710Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 709 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 671 of 704
Item
Symbol Min.
Typ. Max. Unit
Test Conditions
V
CC– 0.5
I
OH = –200 µA
All output pins (except for
P80 to P83, PC0 to PC3)
V
CC– 1.0
I
OH = –1 mA
Output high
voltage
P80 to P83, PC0 to PC3*
2
V
OH
0.5
I
OH = –200 µA
SCL3, SCL2, SCL1,
SCL0, SDA3, SDA2,
SDA1, SDA0
0.4
I
OL = 3 mA
Output low
voltage
Output pins other than
above
V
OL
0.4
I
OL = 1.6 mA
STBY, NMI, RES, MD0 to
MD2, FWE
I
in
1.0
µA
V
in = 0.5 to VCC – 0.5 V
Input leakage
current
Ports 0 and 7
1.0
V
in = 0.5 to AVCC – 0.5 V
Ports 1 to 6,
ports 84 to 87,
ports 9, A to D
I
TSI
1.0
V
in = 0.5 to VCC – 0.5 V
Three-state
leakage
current (off
state)
Ports 80 to 83,
ports C0 to C3
1.0
V
in = 0.5 to 5.5 V
Input pull-up
MOS current
Ports 1 to 3, 6
–I
P
5
150
V
in = 0 V
All input pins
(except for P80 toP83,
PC0 to PC3)
C
in
10
pF
Input
capacitance
P80 to P83, PC0 to PC3
10
V
in = 0 V
f = 1 MHz
Ta = 25
°C
Normal operation*
5
23
35
V
CC = 3.0 V to 3.6 V
f = 20 MHz, when all
module stop cleared, high-
speed mode
Sleep mode
15
25
mA
V
CC = 3.0 V to 3.6 V
f = 20 MHz
90
Ta
≤ 50°C
Current
consumption*
3
Standby mode*
4
I
CC
120
µA
50°C < Ta
During A/D conversion
AI
cc
2.0
mA
Analog power
supply current
A/D conversion standby
5.0
µA
AV
CC = 2.0 V to 3.6 V
During A/D conversion
AI
ref
1.0
mA
Reference
power supply
current
A/D conversion standby
5.0
µA
AV
ref = 2.0 V to 3.6 V
RAM standby voltage*
4
V
RAM
2.0
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com