công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 708 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 708 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 704Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 705Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 706Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 707Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 708Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 709Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 710Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 708 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 670 of 704
24.2
DC Characteristics
Table 24.2 lists the DC characteristics. Table 24.3 lists the permissible output currents.
Table 24.2
DC Characteristics
Conditions: V
CC = 3.0 V to 3.6 V, AVCC*
1 = 3.0 V to 3.6 V,
AV
ref*
1 = 3.0 V to AV
CC, VSS = AVSS*
1 = 0 V
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
V
T
–
V
CC × 0.2
V
T
+
V
CC × 0.7
Schmitt
trigger
input
voltage
IRQ0 to IRQ7,
ExIRQ0 to ExIRQ7
V
T
+
− V
T
–
V
CC × 0.05
V
RES, STBY, NMI, FWE,
MD0 to MD2, SCK0 to
SCK4, RxD0 to RxD4,
TMI0_0, TMI1_0, TMIX_0,
TMIY_0, TMI0_1, TMI1_1,
TMIX_1, TMIY_1, FTCI_0,
FTIA_0, FTIB_0, FTIC_0,
FTID_0, FTCI_1, FTIA_1,
FTIB_1, FTIC_1, FTID_1,
TCLKA, TCLKB, TCLKC,
TCLKD, TIOCA0, TIOCB0,
TIOCC0, TIOCD0,
TIOCA1, TIOCB1,
TIOCA2, TIOCB2,
ExTCLKA, ExTCLKB,
ExTCLKC, ExTCLKD,
ExTIOCA0, ExTIOCB0,
ExTIOCC0, ExTIOCD0,
ExTIOCA1, ExTIOCB1,
ExTIOCA2, ExTIOCB2
V
CC × 0.9
V
CC + 0.3
SCL3, SCL2, SCL1, SCL0,
SDA3, SDA2, SDA1,
SDA0, P80 to P83, PC0 to
PC4
V
CC × 0.7
5.5
Input high
voltage
Other than above
V
IH
V
CC × 0.7
V
CC + 0.3
RES, STBY, FWE, MD0 to
MD2
–0.3
V
CC × 0.1
Input low
voltage
Other than above
V
IL
–0.3
V
CC × 0.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com