công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 715 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 715 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 711Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 712Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 713Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 714Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 715Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 716Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 717Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 718Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 719Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 715 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 677 of 704
24.3.3
Bus Timing
Table 24.6 shows the bus timing.
Table 24.6
Bus Timing (Normal Extension)
Condition:
V
CC = 3.0 V to 3.6 V, VSS = 0 V, φ = 5 MHz to 20 MHz
Item
Symbol
Min.
Max.
Unit
Test Conditions
Address delay time
t
AD
20
ns
Address setup time
t
AS
0.5 x t
cyc –15
Figures 24.8 to
24.10
Address hold time
t
AH
0.5 x t
cyc – 10
CS delay time
t
CSD
20
AS delay time
t
ASD
20
RD delay time 1
t
RSD1
20
RD delay time 2
t
RSD2
20
Read data setup time
t
RDS
15
Read data hold time
t
RDH
0
Read data access time 2
t
ACC2
1.5 x t
cyc – 25
Read data access time 3
t
ACC3
2.0 x t
cyc – 30
Read data access time 4
t
ACC4
2.5 x t
cyc – 25
Read data access time 5
t
ACC5
3.0 x t
cyc – 30
WR delay time 1
t
WRD1
20
WR delay time 2
t
WRD2
20
WR pulse width 1
t
WSW1
1.0 x t
cyc –20
WR pulse width 2
t
WSW2
1.5 x t
cyc –20
Write data delay time
t
WDD
30
Write data setup time
t
WDS
0
Write data hold time
t
WDH
10
WAIT setup time
t
WTS
30
WAIT hold time
t
WTH
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com