công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 564 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 564 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 565Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 566Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 567Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 568Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 564 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 526 of 704
• Programming/erasing protection
Sets protection against flash memory programming/erasing via hardware, software, or error
protection.
• Programmer mode
This mode uses the PROM programmer. The user MAT and user boot MAT can be
programmed.
FCCS
FPCS
FECS
FKEY
FMATS
Control unit
Memory MAT unit
Flash memory
User MAT: 256 kbytes
User boot MAT: 8 kbytes
Operating
mode
FWE pin
Mode pin
Internal address bus
Internal data bus (16 bits)
[Legend]
FCCS:
Flash code control/status register
FPCS:
Flash program code select register
FECS:
Flash erase code select register
FKEY:
Flash key code register
FMATS: Flash MAT select register
FTDAR:
Flash transfer destination address register
To read from or write to the registers, the FLSHE bit in the system control
register (SYSCR) must be set to 1.
Note:
FTDAR
Figure 20.1 Block Diagram of Flash Memory



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com