công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 560 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 560 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 556Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 557Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 558Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 559Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 560Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 561Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 562Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 563Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 564Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 560 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 522 of 704
If a filter capacitor is connected, the input currents at the analog input pins (AN0 to AN15) are
averaged, and so an error may arise. Also, when A/D conversion is performed frequently, as in
scan mode, if the current charged and discharged by the capacitance of the sample-and-hold circuit
in the A/D converter exceeds the current input via the input impedance (R
in), an error will arise in
the analog input pin voltage. Careful consideration is therefore required when deciding the circuit
constants.
AVCC
*1
*1
Vref
AN0 to AN15
AVSS
Notes:
Values are reference values.
1.
2. Rin: Input impedance
Rin*2
100
0.1 µF
0.01 µF
10 µF
Figure 18.7 Example of Analog Input Protection Circuit
Table 18.6
Analog Pin Specifications
Item
Min.
Max.
Unit
Analog input capacitance
—
20
pF
Permissible signal source impedance
—
5
k
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com