công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2437 bảng dữ liệu(PDF) 554 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2437
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer
PDF  746 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2437 bảng dữ liệu(HTML) 554 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2437 Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 553Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 554Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 555Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 556Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 557Page - Renesas Technology Corp H8S/2437 Datasheet HTML 558Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 554 / 746 page
background image
Rev. 1.00, 09/03, page 516 of 704
Table 18.3
A/D Conversion Time (Single Mode)
CKS1 = 0
CKS1 = 1
CKS0 = 0
CKS0 = 1
CKS0 = 0
CKS0 = 1
Item
Symbol Min. Typ. Max.
Min. Typ. Max.
Min. Typ. Max.
Min. Typ. Max.
A/D
conversion
start delay
time
t
D
18
—
33
10
—
17
6
—
9
4
—
5
Input
sampling
time
t
SPL
—
127
—
—
63
—
—
31
—
—
15
—
A/D
conversion
time
t
CONV
515
—
530
259
—
266
131
—
134
67
—
68
Note:
Values in the table are the number of states.
Table 18.4
A/D Conversion Time (Scan Mode)
CKS1
CKS0
Conversion Time (State)
0
512 (Fixed)
0
1
256 (Fixed)
0
128 (Fixed)
1
1
64 (Fixed)
18.4.4
External Trigger Input Timing
A/D conversion can be started by an external trigger input. When the TRGS1 and TRGS0 bits in
ADCR are set to 11, an external trigger input is enabled at the
ADTRG pin. A falling edge at the
ADTRG pin sets the ADST bit in ADCSR to 1, starting A/D conversion. Other operations, in both
single and scan modes, are the same as when the ADST bit has been set to 1 by software. Figure
18.3 shows the timing.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com