công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 924 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 924 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 920Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 921Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 922Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 923Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 924Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 925Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 926Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 927Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 928Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 924 / 992 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 898 of 962
REJ09B0465-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data Bus
Width
Number of
Access
States
Timer RD start register_01
TRDSTR_01
8
H'FFFFD2
8
2
Timer RD mode register_01
TRDMDR_01
8
H'FFFFD3
8
2
Timer RD PWM mode register_01 TRDPMR_01
8
H'FFFFD4
8
2
Timer RD function control
register_01
TRDFCR_01
8
H'FFFFD5
8
2
Timer RD output master enable
register 1_01
TRDOER1_01 8
H'FFFFD6
8
2
Time RD output master enable
register 2_01
TRDOER2_01 8
H'FFFFD7
8
2
Timer RD output control
register_01
TRDOCR_01
8
H'FFFFD8
8
2
Timer RC A/D conversion start
trigger control register_01
TRDADCR_0
1
8
H'FFFFD9
Timer RD
unit 0
(channels 0
and 1 in
common)
8
2
Module standby control register 1
MSTCR1
8
H'FFFFDC
SYSTEM
8
2
Module standby control register 2
MSTCR2
8
H'FFFFDD
SYSTEM
8
2
Module standby control register 3
MSTCR3
8
H'FFFFDE
SYSTEM
8
2
Port data register 1
PDR1
8
H'FFFFE0
I/O Port
8
2
Port data register 2
PDR2
8
H'FFFFE1
I/O Port
8
2
Port data register 3
PDR3
8
H'FFFFE2
I/O Port
8
2
Port data register 5
PDR5
8
H'FFFFE4
I/O Port
8
2
Port data register 6
PDR6
8
H'FFFFE5
I/O Port
8
2
Port data register 8
PDR8
8
H'FFFFE7
I/O Port
8
2
Port data register 9*
1
PDR9
8
H'FFFFE8
I/O Port
8
2
Port data register A
PDRA
8
H'FFFFE9
I/O Port
8
2
Port data register B
PDRB
8
H'FFFFEA
I/O Port
8
2
Port data register J
PDRJ
8
H'FFFFEC
I/O Port
8
2
Port control register 1
PCR1
8
H'FFFFF0
I/O Port
8
2
Port control register 2
PCR2
8
H'FFFFF1
I/O Port
8
2
Port control register 3
PCR3
8
H'FFFFF2
I/O Port
8
2
Port control register 5
PCR5
8
H'FFFFF4
I/O Port
8
2
Port control register 6
PCR6
8
H'FFFFF5
I/O Port
8
2
Port control register 8
PCR8
8
H'FFFFF7
I/O Port
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com