công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 923 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 923 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 919Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 920Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 921Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 922Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 923Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 924Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 925Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 926Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 927Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 923 / 992 page
background image
Section 27 List of Registers
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 897 of 962
REJ09B0465-0100
Register Name
Abbreviation
Number
of Bits
Address
Module
Data Bus
Width
Number of
Access
States
Timer RE interrupt flag register
TREIFR
8
H'FFFFAE
Timer RE
8
2
Time RE clock source register
TRECSR
8
H'FFFFAF
Timer RE
8
2
Timer RD counter_0
TRDCNT_0
16
H'FFFFB0
16*
2
2
General register A_0
GRA_0
16
H'FFFFB2
16*
2
2
General register B_0
GRB_0
16
H'FFFFB4
16*
2
2
General register C_0
GRC_0
16
H'FFFFB6
16*
2
2
General register D_0
GRD_0
16
H'FFFFB8
Timer RD
unit 0
(channel 0)
16*
2
2
Timer RD counter_1
TRDCNT_1
16
H'FFFFBA
16*
2
2
General register A_1
GRA_1
16
H'FFFFBC
16*
2
2
General register B_1
GRB_1
16
H'FFFFBE
16*
2
2
General register C_1
GRC_1
16
H'FFFFC0
16*
2
2
General register D_1
GRD_1
16
H'FFFFC2
Timer RD
unit 0
(channel 1)
16*
2
2
Timer RD control register_0
TRDCR_0
8
H'FFFFC4
8
2
Timer RD I/O control register A_0
TRDIORA_0
8
H'FFFFC5
8
2
Timer RD I/O control register C_0
TDRIORC_0
8
H'FFFFC6
8
2
Timer RD status register_0
TRDSR_0
8
H'FFFFC7
8
2
Timer RD interrupt enable
register_0
TRDIER_0
8
H'FFFFC8
8
2
PWM mode output level control
register_0
POCR_0
8
H'FFFFC9
8
2
Timer RD digital filtering function
select register_0
TRDDF_0
8
H'FFFFCA
Timer RD
unit 0
(channel 0)
8
2
Timer RD control register_1
TRDCR_1
8
H'FFFFCB
8
2
Timer RD I/O control register A_1
TRDIORA_1
8
H'FFFFCC
8
2
Timer RD I/O control register C_1
TDRIORC_1
8
H'FFFFCD
8
2
Timer RD status register_1
TRDSR_1
8
H'FFFFCE
8
2
Timer RD interrupt enable
register_1
TRDIER_1
8
H'FFFFCF
8
2
PWM mode output level control
register_1
POCR_1
8
H'FFFFD0
8
2
Timer RD digital filtering function
select register_1
TRDDF_1
8
H'FFFFD1
Timer RD
unit 0
(channel 1)
8
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com