công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 869 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 869 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 866Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 867Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 868Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 869Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 870Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 871Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 872Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 873Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 869 / 992 page
background image
Section 24 A/D Converter
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 843 of 962
REJ09B0465-0100
Table 24.7
A/D Conversion Time (Scan Mode)
CKS1
CKS0
Conversion Time (State)
1
0
80
1
40
24.5.4
External Trigger Input Timing
A/D conversion can be externally triggered. When the EXTRGS, TRGS1 and TRGS0 bits are set
to B' 000 in ADCR, external trigger input is enabled at the
ADTRG pin. A falling edge of the
ADTRG pin sets the ADST bit in ADCSR to 1, starting A/D conversion. Other operations, in both
single and scan modes, are the same as when the bit ADST has been set to 1 by software. Figure
24.8 shows the timing.
φ
ADTRG
Internal trigger
signal
ADST
A/D conversion
Figure 24.8 External Trigger Input Timing



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com