công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/20223 bảng dữ liệu(PDF) 795 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/20223
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/Tiny Series
PDF  992 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/20223 bảng dữ liệu(HTML) 795 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/20223 Datasheet HTML 791Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 792Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 797Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 798Page - Renesas Technology Corp H8S/20223 Datasheet HTML 799Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 795 / 992 page
background image
Section 22 Synchronous Serial Communication Unit (SSU)
Rev. 1.00 Oct. 03, 2008 Page 769 of 962
REJ09B0465-0100
22.2
Register Descriptions
The SSU has the following registers.
• IIC2/SSU select register (ICSUSR)
• SS control register H (SSCRH)
• SS control register L (SSCRL)
• SS mode register (SSMR)
• SS mode register 2 (SSMR2)
• SS enable register (SSER)
• SS status register (SSSR)
• SS receive data register (SSRDR)
• SS transmit data register (SSTDR)
• SS shift register (SSTRSR)
22.2.1
IIC2/SSU Select Register (ICSUSR)
Address:
Bit:
Value after reset:
b7
0
b6
0
b5
0
b4
0
b3
0
b2
0
b1
0
b0
SELICSU
0
H'FF000B
Bit
Symbol
Bit Name
Description
R/W
7 to 1
Reserved
These bits are read as 0. The write value should
be 0.
0
SELICSU
IIC2/SSU module
function select
0: IIC2 function is selected.
1: SSU function is selected.*
R/W
Note:
*
To select the SSU function, this bit should be set to 1 without fail.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com