công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1302 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1302 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1298Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1299Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1300Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1301Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1302Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1303Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1304Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1305Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1306Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1302 / 1376 page
background image
Section 27 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1272 of 1342
REJ09B0467-0100
Item
Symbol Min.
Max.
Unit
Test Conditions
A/D
converter
Trigger input setup time
t
TRGS
30
Ns
Figure 27.49
IIC2
SCL input cycle time
t
SCL
12 t
cyc +600 
Ns
Figure 27.50
SCL input high pulse width
t
SCLH
3 t
cyc +300
Ns
SCL input low pulse width
t
SCLL
5 t
cyc +300
Ns
SCL, SDA Input falling time
t
Sf
300
Ns
IIC2
SCL, SDA Input spike pulse
removal time
t
SP
1 t
cyc
Ns
Figure 27.50
SDA input bus free time
t
BUF
5 t
cyc
Ns
Start condition input hold
time
t
STAH
3 t
cyc
Ns
Retransmit start condition
input setup time
t
STAS
3 t
cyc
Ns
Stop condition input setup
time
t
STOS
1 t
cyc +20
Ns
Data input setup time
t
SDAS
0
Ns
Data input hold time
t
SDAH
0
Ns
SCL, SDA capacitive load
Cb
400
PF
SCL, SDA falling time
t
Sf
300
Ns
Master
4
256
t
cyc
SSU
*
Clock cycle
Slave
t
SUcyc
4
256
Figures 27.51 to
27.54
Master
80
Clock high pulse
width
Slave
t
HI
80
Ns
Master
80
Clock low pulse
width
Slave
t
LO
80
Ns
Clock rising time
t
RISE
20
Ns
Clock falling time
t
FALL
20
Ns
Master
25
Data input setup
time
Slave
t
SU
30
Ns
Master
10
Data input hold
time
Slave
t
H
10
Ns
Master
2.5
SCS setup time
Slave
t
LEAD
2.5
t
cyc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com