công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1273 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1273 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1269Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1270Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1271Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1272Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1273Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1274Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1275Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1276Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1277Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1273 / 1376 page
background image
Section 27 Electrical Characteristics
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1243 of 1342
REJ09B0467-0100
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test
Conditions
V
CC − 0.3
V
I
OH = −200 µA
V
CC − 0.5
V
I
OH = −1 mA
Output high
voltage
All output pins
V
OH
V
CC − 0.8
V
I
OH = −2 mA
All output pins
0.4
V
I
OL = 4.0 mA
Output low
voltage
P26 to P27*
4,
P32 to P35*
4,
P50 to P51*
4
V
OL
0.4
V
I
OL = 8.0 mA
RES
10.0
µA
STBY, NMI,
MD2 to MD0
1.0
µA
V
in = 0.5 to
V
CC −0.5 V
Input
leakage
current
Port 4, Port 9
|I
in|
1.0
µA
V
in = 0.5 to
AV
CC −0.5 V
Notes: Port 2, P32 to P35, P50, P51, PJ0 to PJ2 are 5-V-tolerant pins.
1. When the A/D and D/A converters are not used, the AV
CC, Vref, and AVSS pins should not
be open. Connect the AV
CC and Vref pins to VCC, and the AVSS pin to VSS.
2. When used as
IRQ, TIOC, TCLK, TMRI, SCL, or SDA.
3. When used as other than
IRQ, TIOC, TCLK, TMRI, SCL, or SDA.
4. When used as SCL or SDA.
5. When used as SSO, SSI, SSCK, or
SCS.
6. When used as RxD,
WAIT, or ADTRG1.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com