công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 1244 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 1244 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 1240Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1241Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1242Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1243Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1244Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1245Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1246Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1247Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 1248Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1244 / 1376 page
background image
Section 26 List of Registers
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 1214 of 1342
REJ09B0467-0100
Register
Abbreviation Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
Module
PAPCR
PA7PCR
PA6PCR
PA5PCR
PA4PCR
PA3PCR
PA2PCR
PA1PCR
PA0PCR
PBPCR
PB7PCR
PB6PCR
PB5PCR
PB4PCR
PB3PCR
PB2PCR
PB1PCR
PB0PCR
PCPCR
PC7PCR
PC6PCR
PC5PCR
PC4PCR
PC3PCR
PC2PCR
PC1PCR
PC0PCR
PDPCR
PD7PCR
PD6PCR
PD5PCR
PD4PCR
PD3PCR
PD2PCR
PD1PCR
PD0PCR
PEPCR
PE7PCR
PE6PCR
PE5PCR
PE4PCR
PE3PCR
PE2PCR
PE1PCR
PE0PCR
P3ODR
P35ODR
P34ODR
P33ODR
P32ODR
P31ODR
P30ODR
PAODR
PA7ODR
PA6ODR
PA5ODR
PA4ODR
PA3ODR
PA2ODR
PA1ODR
PA0ODR
PORT
SMR_3*
4
C/A
CHR
PE
O/E
STOP
MP
CKS1
CKS0
SMR_3*
5
GM
BLK
PE
O/E
BCP1
BCP0
CKS1
CKS0
BRR_3
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SCR_3
TIE
RIE
TE
RE
MPIE
TEIE
CKE1
CKE0
TDR_3
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SSR_3*
4
TDRE
RDRF
ORER
FER
PER
TEND
MPB
MPBT
SSR_3*
5
TDRE
RDRF
ORER
ERS
PER
TEND
MPB
MPBT
RDR_3
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SCMR_3
BCP2
SDIR
SINV
SMIF
SCI_3,
Smartcard
interface_
3
SMR_4*
4
C/A
CHR
PE
O/E
STOP
MP
CKS1
CKS0
SMR_4*
5
GM
BLK
PE
O/E
BCP1
BCP0
CKS1
CKS0
BRR_4
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SCR_4
TIE
RIE
TE
RE
MPIE
TEIE
CKE1
CKE0
TDR_4
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SSR_4*
4
TDRE
RDRF
ORER
FER
PER
TEND
MPB
MPBT
SSR_4*
5
TDRE
RDRF
ORER
ERS
PER
TEND
MPB
MPBT
RDR_4
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1
Bit 0
SCMR_4
BCP2
SDIR
SINV
SMIF
SCI_4,
Smartcard
interface_
4
TCR_3
CCLR2
CCLR1
CCLR0
CKEG1
CKEG0
TPSC2
TPSC1
TPSC0
TMDR_3
BFB
BFA
MD3
MD2
MD1
MD0
TIORH_3
IOB3
IOB2
IOB1
IOB0
IOA3
IOA2
IOA1
IOA0
TIORL_3
IOD3
IOD2
IOD1
IOD0
IOC3
IOC2
IOC1
IOC0
TIER_3
TTGE
TCIEV
TGIED
TGIEC
TGIEB
TGIEA
TSR_3
TCFV
TGFD
TGFC
TGFB
TGFA
TPU_3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com