công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 939 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 939 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 935Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 936Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 937Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 938Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 939Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 940Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 941Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 942Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 943Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 939 / 1376 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface (SCI, IrDA)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 909 of 1342
REJ09B0467-0100
SCK output pin
TE bit
TxD output pin
Port input/output
High output
Port input/output
High output
Start
Stop
Start of transmission
End of
transmission
Port input/output
SCI TxD output
Port
SCI TxD
output
Port
Transition
to software
standby
Exit from
software
standby
Figure 15.37 Port Pin States during Mode Transition
(Internal Clock, Asynchronous Transmission)
Port input/output
Last TxD bit held
High output
*
Port input/output
Marking output
Port input/output
SCI TxD output
Port
Port
Note:
* Initialized by software standby.
SCK output pin
TE bit
TxD output pin
SCI TxD
output
Start of transmission
End of
transmission
Transition
to software
standby
Exit from
software
standby
Figure 15.38 Port Pin States during Mode Transition
(Internal Clock, Synchronous Transmission)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com