công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 869 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 869 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 865Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 866Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 867Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 868Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 869Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 870Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 871Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 872Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 873Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 869 / 1376 page
background image
Section 15 Serial Communication Interface (SCI, IrDA)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 839 of 1342
REJ09B0467-0100
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
2
TEIE
0
R/W
Transmit End Interrupt Enable
Write 0 to this bit in Smart Card interface mode.
1
0
CKE1
CKE0
0
0
R/W
R/W
Clock Enable 1 and 0
Enables or disables clock output from the SCK
pin. The clock output can be dynamically switched
in GSM mode. For details, refer to section 15.7.8,
Clock Output Control.
When the GM bit in SMR is 0:
00: Output disabled (SCK pin can be used as an
I/O port pin)
01: Clock output
1
×: Reserved
When the GM bit in SMR is 1:
00: Output fixed low
01: Clock output
10: Output fixed high
11: Clock output
Legend:
×: Don’t care



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com