công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 797 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 797 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 793Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 794Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 795Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 796Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 797Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 798Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 799Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 800Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 801Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 797 / 1376 page
background image
Section 12 Programmable Pulse Generator (PPG)
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 767 of 1342
REJ09B0467-0100
12.3.1
Next Data Enable Registers H and L (NDERH, NDERL)
NDERH and NDERL enable or disable pulse output on a bit-by-bit basis. For outputting pulse by
the PPG, set the corresponding DDR to 1.
•
NDERH
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
2
1
0
NDER15
NDER14
NDER13
NDER12
NDER11
NDER10
NDER9
NDER8
0
0
0
0
0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Next Data Enable 15 to 8
When a bit is set to 1, the value in the
corresponding NDRH bit is transferred to the
PODRH bit by the selected output trigger. Values
are not transferred from NDRH to PODRH for
cleared bits.
•
NDERL
Bit
Bit Name
Initial Value
R/W
Description
7
6
5
4
3
2
1
0
NDER7
NDER6
NDER5
NDER4
NDER3
NDER2
NDER1
NDER0
0
0
0
0
0
0
0
0
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
Next Data Enable 7 to 0
When a bit is set to 1, the value in the
corresponding NDRL bit is transferred to the
PODRL bit by the selected output trigger. Values
are not transferred from NDRL to PODRL for
cleared bits.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com