công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 548 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 548 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 545Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 546Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 547Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 548Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 549Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 550Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 551Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 552Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 548 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 518 of 1342
REJ09B0467-0100
• P16/PO14/TIOCA2/SSCK0-A
The pin function is switched as shown below according to the combination of the TPU channel
2 settings (by bits MD3 to MD0 in TMDR_2, bits IOA3 to IOA0 in TIOR_2, and bits CCLR1
and CCLR0 in TCR_2), bit NDER14 in NDERH of PPG, bits MSS and SCKS in SSCRH and
bit SSUMS in SSCRL of SSU, bits SSCK0S1 and SSCK0S0 in PFCR5, and bit P16DDR.
SSU settings
Can be used as I/O port
Input state
Output state
TPU channel 2
settings
(1) in table
below
(2) in table below
P16DDR
0
1
1
0
1
NDER14
0
1
P16 input
P16 output
PO14 output
Pin function
TIOCA2
output
TIOCA2 input*
1
SSCK0-A
input*
3
SSCK0-A
output*
4
TPU channel 2
settings
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(2)
MD3 to MD0
B'0000, B'01
××
B'001
×
B'0010
B'0011
IOA3 to IOA0
B'0000,
B'0100,
B'1
×××
B'0001 to
B'0011,
B'0101 to
B'0111
B'
××00
Other than B'
××00
CCLR1,
CCLR0
Other than
B'01
B'01
Output function
Output
compare
output
PWM*
2 mode
1 output
PWM mode
2 output
Legend:
×: Don’t care
Notes: 1. TIOCA2 input when MD3 to MD0 = B'0000 or B'01
×× and IOA3 = 1.
2. TIOCB2 output disabled.
3. SSCK0-A input when SSCK0S1 and SSCK0S0 = B'00 in PFCR5, and SSUMS, MSS,
and SCKS = B'001 or B'101. Do not set up for TPU output with SSCK0-A input.
4. SSCK0-A output when SSCK0S1 and SSCK0S0 = B'00 in PFCR5, and SSUMS, MSS,
and SCKS = B'
×11.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com