công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

H8S/2454 bảng dữ liệu(PDF) 540 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện H8S/2454
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit Single-Chip Microcomputer H8S Family / H8S/2400 Series
PDF  1376 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

H8S/2454 bảng dữ liệu(HTML) 540 Page - Renesas Technology Corp

Back Button H8S/2454 Datasheet HTML 536Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 537Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 538Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 539Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 540Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 541Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 542Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 543Page - Renesas Technology Corp H8S/2454 Datasheet HTML 544Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 540 / 1376 page
background image
Section 10 I/O Ports
Rev. 1.00 Sep. 19, 2008 Page 510 of 1342
REJ09B0467-0100
SSI pin settings
SSUMS
0
0
1
BIDE
0
1
0
MSS
0
1
0
1
0
1
TE
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
RE
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Pin
state
 Output Output Input  Input 
Input
Input Input
Input
Legend:
: Pin is not used by the SSU (can be used as I/O port)
• P14/PO12/TIOCA1/SSO0-A
The pin function is switched as shown below according to the combination of TPU channel 1
settings (by bits MD3 to MD0 in TMDR_1, bits IOA3 to IOA0 in TIOR_1, and bits CCLR1
and CCLR0 in TCR_1), bit NDER12 in NDERH of PPG, bits MSS and BIDE in SSCRH, bit
SSUMS in SSCRL, and bits TE and RE in SSER of SSU, bits SSO0S1 and SSO0S0 in
PFCR5, and bit P14DDR.
SSU settings
Can be used as I/O port
Input state
Output state
TPU channel 1
settings
(1) in table
below
(2) in table below
P14DDR
0
1
1
0
NDER12
0
1
P14
input
P14
output
PO12 output
Pin function
TIOCA1
output
TIOCA1 input*
1
SSO0-A
input*
3
SSO0-A
output*
4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com